| データシートサーチシステム |
|
HT83R074 データシート(PDF) 3 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT83R074 データシート(HTML) 3 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
3 / 38 page ![]() Pad Assignment Chip size: 2440 ´ 4390 (mm) 2 * The IC substrate should be connected to VSS in the PCB layout artwork. HT83R074 Rev. 1.00 3 May 17, 2007 ( 0 , 0 ) V D D V S S V S S P P W M 2 P W M 1 V D D P P A 6 P A 5 P A 4 P A 3 P A 2 P A 1 P A 0 2 3 4 5 6 7 8 1 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 |