| データシートサーチシステム |
|
HT86R192 データシート(PDF) 39 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT86R192 データシート(HTML) 39 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
39 / 44 page ![]() Package Information 28-pin SOP (300mil) Outline Dimensions Symbol Dimensions in mil Min. Nom. Max. A 394 ¾ 419 B 290 ¾ 300 C14 ¾ 20 C ¢ 697 ¾ 713 D92 ¾ 104 E ¾ 50 ¾ F4 ¾¾ G32 ¾ 38 H4 ¾ 12 a 0 °¾ 10 ° HT86R192 Rev. 0.00 39 October 23, 2006 Preliminary 2 8 1 1 5 1 4 A B C D F C ' G H a E |