データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SC4524 データシート(PDF) 5 Page - Semtech Corporation

部品番号 SC4524
部品情報  Programmable Frequency, 2A Output 30V Step-Down Switching Regulator
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SEMTECH [Semtech Corporation]
ホームページ  http://www.semtech.com
Logo SEMTECH - Semtech Corporation

SC4524 データシート(HTML) 5 Page - Semtech Corporation

  SC4524 Datasheet HTML 1Page - Semtech Corporation SC4524 Datasheet HTML 2Page - Semtech Corporation SC4524 Datasheet HTML 3Page - Semtech Corporation SC4524 Datasheet HTML 4Page - Semtech Corporation SC4524 Datasheet HTML 5Page - Semtech Corporation SC4524 Datasheet HTML 6Page - Semtech Corporation SC4524 Datasheet HTML 7Page - Semtech Corporation SC4524 Datasheet HTML 8Page - Semtech Corporation SC4524 Datasheet HTML 9Page - Semtech Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 21 page
background image
5
 2006 Semtech Corp.
www.semtech.com
SC4524
POWER MANAGEMENT
Block Diagrams
Figure 3. Details of the Soft-Start and Overload Hiccup Control Circuit
Figure 2. SC4524 Functional Diagram
COMP
TRANSISTOR
ROSC
VIN
2
FB
SW
EA
R
Q
S
PWM
-
+
+
-
POWER
SLOPE
COMP
+
+
+
-
ISEN
ILIM
+
-
20m V
S
6.3m
W
BST
SS
CLK
OSCILLATOR
SLOPE COMP
SLOPE
COMP
REFERENCE
& THERMAL
SHUTDOW N
1V
FAULT
OVLD
Soft-Start
And
O verload
Hiccup
Control
0.7V
FB
8
1
7
3
5
6
GND
4
FAULT
SS
OVLD
1V/2 V
S
Q
R
+
-
1.8
mA
2.6
mA
FB
0.7V
FAULT
SS
OVLD
1V/2 V
S
Q
R
+
-
1.8
mA
2.6
mA
FB
0.7V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com