| データシートサーチシステム |
|
SC416 データシート(PDF) 32 Page - Semtech Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SC416 データシート(HTML) 32 Page - Semtech Corporation |
|
32 / 34 page ![]() SC416 32 Applications Information (continued) Component Value Manufacturer Part Number Web C1,C2,C5,C6 10uF, 25V Murata GRM32DR71E106KA12L www.murata.com C10,C11 330uF/6mΩ/2V Panasonic EEFSX0D331XR www.panasonic.com D1,D2 200mA/30V OnSemi BAT54A www.onsemi.com D3,D4 1A/40V OnSemi MBSR140LT3 www.onsemi.com L1,L2 1.5uH/19A Vishay IHLP5050CER1R5M01 www.vishay.com Q1,Q2 30V/12.5mΩ I.R. IRF7821 www.irf.com Q3,Q4 30V/12.5mΩ I.R. IRF7832 www.irf.com Reference Design EN2 C15 100NF 4 D Q4 IRF7832 VOUT2 +5V C19 100NF R5 14K C21 NO_POP R7 10K 4 D Q2 IRF7821 C14 1UF PGD2 C16 1UF 4 D Q3 IRF7832 C22 100NF R3 6.81K R4 6.81K C12 100NF VIN C2 10UF C1 10UF C3 0.22UF C18 10NF C23 330PF R2 100K R1 100K C17 10NF +5V VOUT1 + C10 330UF +5V C20 NO_POP VIN Power Input C9 100NF R6 10K LX1 1 BST1 2 VDD1 3 DL1 4 EN1 5 SS1 6 SS2 13 EN2 14 DL2 15 VDD2 16 25 PAD LX2 18 BST2 17 U1 SC416 BAT54A D2 1.8V at 10A R8 1MEG + C11 330UF +5V +5V BAT54A D1 1.5V at 10A VIN VIN C6 10UF VIN Power Input C5 10UF C4 0.22UF R9 10K VOUT2 C7 100NF EN1 C8 100NF L2 1.5UH D3 140L D4 140L 4 D Q1 IRF7821 C13 100NF VOUT1 L1 1.5UH PGD1 Bill of Materials |