| データシートサーチシステム |
|
HT1632 データシート(PDF) 16 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT1632 データシート(HTML) 16 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
16 / 17 page ![]() Package Information 52-pin QFP (14 ´14) Outline Dimensions Symbol Dimensions in mm Min. Nom. Max. A 17.3 ¾ 17.5 B 13.9 ¾ 14.1 C 17.3 ¾ 17.5 D 13.9 ¾ 14.1 E ¾ 1 ¾ F ¾ 0.4 ¾ G 2.5 ¾ 3.1 H ¾¾ 3.4 I ¾ 0.1 ¾ J 0.73 ¾ 1.03 K 0.1 ¾ 0.2 a 0 °¾ 7 ° HT1632 Rev. 1.00 16 October 2, 2007 3 9 4 0 5 2 1 2 7 1 3 A B C D 1 4 2 6 E F G H I J K |