| データシートサーチシステム |
|
HT1647 データシート(PDF) 2 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT1647 データシート(HTML) 2 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
2 / 17 page ![]() Block Diagram Pin Assignment HT1647 Rev. 1.30 2 November 10, 2005 W a t c h d o g T i m e r & T i m e B a s e G e n e r a t o r D i s p l a y R A M L C D D r i v e r / B i a s C i r c u i t C o n t r o l & T i m i n g C i r c u i t W R O S C I C S R D C O M 0 C O M 1 5 S E G 0 S E G 6 3 T o n e F r e q u e n c y G e n e r a t o r B Z B Z I R Q V S S V D D V L C D O S C O D B 0 D B 3 N o t e : C S : C h i p s e l e c t i o n B Z , B Z : T o n e o u t p u t s W R , R D : W R I T E c l o c k , R E A D c l o c k D B 0 ~ D B 3 : D a t a b u s C O M 0 ~ C O M 1 5 , S E G 0 ~ S E G 6 3 : L C D o u t p u t s I R Q : T i m e b a s e o r W D T o v e r f l o w o u t p u t 3 1 5 0 5 1 8 0 8 1 1 0 0 1 3 0 C S R D W R D B 0 D B 1 D B 2 D B 3 V S S O S C I O S C O V D D V L C D I R Q B Z B Z T 1 T 2 T 3 T 4 N C C O M 0 C O M 1 C O M 2 C O M 3 C O M 4 C O M 5 C O M 6 C O M 7 C O M 8 C O M 9 S E G 1 4 S E G 1 5 S E G 1 6 S E G 1 7 S E G 1 8 S E G 1 9 S E G 2 0 S E G 2 1 S E G 2 2 S E G 2 3 S E G 2 4 S E G 2 5 S E G 2 6 S E G 2 7 S E G 2 8 S E G 2 9 S E G 3 0 S E G 3 1 S E G 3 2 S E G 3 3 S E G 3 4 S E G 3 5 S E G 3 6 S E G 3 7 S E G 3 8 S E G 3 9 S E G 4 0 S E G 4 1 S E G 4 2 S E G 4 3 H T 1 6 4 7 1 0 0 Q F P - A |