| データシートサーチシステム |
|
HT9032C データシート(PDF) 10 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT9032C データシート(HTML) 10 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
10 / 14 page ![]() 8-pin SOP (150mil) outline dimensions Symbol Dimensions in mil Min. Nom. Max. A 228 ¾ 244 B 149 ¾ 157 C14 ¾ 20 C ¢ 189 ¾ 197 D53 ¾ 69 E ¾ 50 ¾ F4 ¾ 10 G22 ¾ 28 H4 ¾ 12 a 0 °¾ 10 ° HT9032C/HT9032D Rev. 1.40 10 September 30, 2002 D . C ' G H = E 8 1 A B C 4 5 |