| データシートサーチシステム |
|
L7805CP データシート(PDF) 43 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L7805CP データシート(HTML) 43 Page - STMicroelectronics |
|
43 / 52 page ![]() L78xx - L78xxC Package mechanical data 43/52 Dim. mm. inch. Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 4.40 4.60 0.173 0.181 b 0.61 0.88 0.024 0.035 b1 1.15 1.70 0.045 0.067 c0.49 0.70 0.019 0.028 D 15.25 15.75 0.600 0.620 E 10.0 10.40 0.394 0.409 e 2.4 2.7 0.094 0.106 e1 4.95 5.15 0.195 0.203 F1.23 1.32 0.048 0.052 H1 6.2 6.6 0.244 0.260 J1 2.40 2.72 0.094 0.107 L13.0 14.0 0.512 0.551 L1 3.5 3.93 0.138 0.155 L20 16.4 0.646 L3028.9 1.138 φP 3.75 3.85 0.148 0.152 Q 2.65 2.95 0.104 0.116 TO-220 (A type) mechanical data 0015988/N |