| データシートサーチシステム |
|
74LS377 データシート(PDF) 4 Page - SYC Electronica |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
74LS377 データシート(HTML) 4 Page - SYC Electronica |
|
4 / 6 page ![]() 4 TRUTH TABLE E CP Dn Qn Qn H X No Change No Change L H H L L L L H L = LOW Voltage Level H = HIGH Voltage Level X = Immaterial AC WAVEFORM *The shaded areas indicate when the input is permitted to change for predictable output performance. 1.3 V 1.3 V 1.3 V 1.3 V 1.3 V 1.3 V 1/fmax tW ts(H) th(H) ts(L) th(L) CP tPHL tPLH D OR E Q * www.sycelectronica.com.ar |