データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

HMC-C048 データシート(PDF) 5 Page - Hittite Microwave Corporation

部品番号 HMC-C048
部品情報  LOW NOISE AMPLIFIER MODULE, 5 - 9 GHz
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  HITTITE [Hittite Microwave Corporation]
ホームページ  http://www.hittite.com
Logo HITTITE - Hittite Microwave Corporation

HMC-C048 データシート(HTML) 5 Page - Hittite Microwave Corporation

  HMC-C048 Datasheet HTML 1Page - Hittite Microwave Corporation HMC-C048 Datasheet HTML 2Page - Hittite Microwave Corporation HMC-C048 Datasheet HTML 3Page - Hittite Microwave Corporation HMC-C048 Datasheet HTML 4Page - Hittite Microwave Corporation HMC-C048 Datasheet HTML 5Page - Hittite Microwave Corporation HMC-C048 Datasheet HTML 6Page - Hittite Microwave Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
1 - 122
For price, delivery, and to place orders, please contact Hittite Microwave Corporation:
20 Alpha Road Chelmsford, MA 01824 Phone: 978-250-3343 Fax: 978-250-3373
Order Online at www.hittite.com
1
Outline Drawing
NOTES:
1. PACKAGE, LEADS, COVER MATERIAL: KOVAR™
2. SPACER MATERIAL: NICKEL PLATED ALUMINUM
3. PLATING: ELECTROLYTIC GOLD 50 MICROINCHES MIN.,
OVER ELECTROLYTIC NICKEL 75 MICROINCHES MIN.
4. ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES [MILLIMETERS].
5. TOLERANCES ±.010 [0.25] UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
6. FIELD REPLACEABLE SMA CONNECTORS.
TENSOLITE 5602-5CCSF OR EQUIVALENT.
Package Information
Package Type
C-10
Package Weight [1]
18.7 gms [2]
Spacer Weight
3.3 gms [2]
[1] Includes the connectors
[2] ±1 gms Tolerance
HMC-C048
v00.1007
LOW NOISE AMPLIFIER
MODULE, 5 - 9 GHz



Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com