| データシートサーチシステム |
|
ST7263BH4T1 データシート(PDF) 7 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST7263BH4T1 データシート(HTML) 7 Page - STMicroelectronics |
|
7 / 145 page ![]() ST7263BDx ST7263BHx ST7263BKx ST7263BE 7/145 2 Pin description Figure 2. 48-pin LQFP package pinout 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 VDDA VDD OSCOUT OSCIN VSS USBOE/PC2 NC NC VSSA USBDP USBDM USBVCC PA7/OCMP2/IT4 PB0(10mA)/AIN0 PB1(10mA)/AIN1 PB2(10mA)/AIN2 PB3(10mA)/AIN3 PB4(10mA)/AIN4/IT5 PB5(10mA)/AIN5/IT6 VPP/TEST PA3/EXTCLK PA4/ICAP1/IT1 PA5/ICAP2/IT2 PA6/OCMP1/IT3 24 |