データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LF347 データシート(PDF) 9 Page - SYC Electronica

部品番号 LF347
部品情報  WIDE BANDWIDTH QUAD J-FET OPERATIONAL AMPLIFIERS
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SYC [SYC Electronica]
ホームページ  https://www.sycelectronica.com.ar/index.php
Logo SYC - SYC Electronica

LF347 データシート(HTML) 9 Page - SYC Electronica

Back Button LF347 Datasheet HTML 2Page - SYC Electronica LF347 Datasheet HTML 3Page - SYC Electronica LF347 Datasheet HTML 4Page - SYC Electronica LF347 Datasheet HTML 5Page - SYC Electronica LF347 Datasheet HTML 6Page - SYC Electronica LF347 Datasheet HTML 7Page - SYC Electronica LF347 Datasheet HTML 8Page - SYC Electronica LF347 Datasheet HTML 9Page - SYC Electronica LF347 Datasheet HTML 10Page - SYC Electronica  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
LF147 - LF247 - LF347
PACKAGE MECHANICAL DATA
14 PINS - PLASTIC DIP
Dim.
Millimeters
Inches
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
a1
0.51
0.020
B
1.39
1.65
0.055
0.065
b
0.5
0.020
b1
0.25
0.010
D
20
0.787
E
8.5
0.335
e
2.54
0.100
e3
15.24
0.600
F
7.1
0.280
i
5.1
0.201
L
3.3
0.130
Z
1.27
2.54
0.050
0.100



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10