データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

Z80002S-30 データシート(PDF) 3 Page - AG Electronica

部品番号 Z80002S-30
部品情報  BATERIA LIPO 8000 MAH 2S 30C.
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AGELECTRONICA [AG Electronica]
ホームページ  https://www.agelectronica.com/
Logo AGELECTRONICA - AG Electronica

Z80002S-30 データシート(HTML) 3 Page - AG Electronica

  Z80002S-30 Datasheet HTML 1Page - AG Electronica Z80002S-30 Datasheet HTML 2Page - AG Electronica Z80002S-30 Datasheet HTML 3Page - AG Electronica Z80002S-30 Datasheet HTML 4Page - AG Electronica Z80002S-30 Datasheet HTML 5Page - AG Electronica Z80002S-30 Datasheet HTML 6Page - AG Electronica  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
4. Si en cualquier momento observa que la batería aumenta su volumen finalice
el proceso de carga inmediatamente, desconecte las baterías y obsérvelas en
un lugar seguro por un periodo de 15 minutos aproximadamente. Esto puede
causar la salida de líquido de la batería, y la reacción con el aire puede
producir la ignición de los componentes químicos, produciendo fuego.
5. La reacción química puede producirse de forma retardada, es mejor observar
la batería como una medida de precaución. La observación de la batería debe
realizarse en un lugar seguro, al aire libre y lejos de cualquier material
inflamable.
6. El cortocircuito puede causar fuego. Si accidentalmente cortocircuita los
cables, la batería debe ser depositada en un lugar seguro para su
observación por 15 minutos.
7. La batería puede incendiarse incluso después de 10 minutos transcurridos
desde el incidente.
8. En el caso de que estrelle el avión, drone o dispositivo de robótica, debe
retirar las baterías para observarlas en un lugar seguro, alejadas de cualquier
material combustible, por al menos 15 minutos.
9. Si por alguna razón necesita cortar los cables de corriente, es necesario
hacerlo con cada cable de forma independiente. Asegúrese de que los cables
no se toquen entre sí o se producirá un cortocircuito, causando
potencialmente el incendio de la batería.
10.Para soldar un conector: Retire el aislante del cable rojo y suelde la terminal
positiva y recúbrala con material aislante, a continuación retire el aislante del
cable negro y suelde la terminal negativa, después recúbrala con material
aislante. Sea cuidadoso y no cause un cortocircuito. Si accidentalmente
causa un cortocircuito, coloque las baterías en un lugar seguro y obsérvelas
por 15 minutos.
11.Nunca almacene o cargue las baterías en el interior de su vehículo expuesta a
temperaturas extremas. Las temperaturas extremas pueden causar la
ignición de las baterías. Puede cargar las baterías usando un eliminador, el
cual alimentara su cargador balanceador. Nunca conecte una batería
directamente a su vehículo.
http://www.agelectronica.com
http://www.agelectronica.com



Html Pages

1 2 3 4 5 6