| データシートサーチシステム |
|
HE89A21 データシート(PDF) 2 Page - King blillion Electronics Co.,Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HE89A21 データシート(HTML) 2 Page - King blillion Electronics Co.,Ltd. |
|
2 / 8 page ![]() . / $ 01)2 3)* 42546 -1 51141+547*)25 5 +1) # 8! 69: " !9:3;<147 # $ 01)2 *25= 42546 -1 51141+ =, # 8! 9: 47*)2 5 **5 )* *25= 42546 )1> -5?>1+ 42546 *5<435&>*-2)7$ $ )* )1> 5,11)22546* )*65-51*1+ @AB..25=25465127 .22+)2 .<)22546 )*25465127 @B.11)23)*5*4 B01)23)*5*4 @C&B.5*4353)*42546 BCD)25*4353)*42546 @C&B.35# 8!9:42546 BCD)235# 8!9:42546 E* )1> 5 *=4, )51+ >331 5-)51 5> FA&$ &$ & )1> &G 1 <)2 25465>$,)1*7*42546**22,)*2546 ,# 8!9:42546*35&)1>5127 ! 7** &?2++$)4?25=04-35<*1+,*-1$<*1+ )*6 5-51 F@BG 45<2> 1)2 <2>1 5=51*44< *>*$@4)1*)4,5+ @B.*)2)4,5+ B1)2)4,5+ *1 2)* 51> ,* -1 )1> )>> ) * -51 51 35 ><++1+&)?,*-1325)1+* 8$! !-1>451)2-5 )*65-51* @H8.IB"<*,-<22 B."-1>)1 <-<<*JK35)>1+=,1?<*,)* 1-<FA5*)*<4<G / !-1>451)2-5 H8 I)*=)6<--1 H8I )* 01)2 1<--1 )*65-51* @H8.IB"<*,-<22 B."-1>)1 <-<<*JK35)>1+=,1?<*,)* 1-<FA5*)*<4<G !-1>451)2-5 ,) * *,)> =, & *+1-1 )*65-51* @&H8.IB"&1 B."1 @H8.IB"<*,-<22 B."-1>)1 <-<<*JK35)>1+=,1?<*,)* 1-<FA5*)*<4<G 8 !-1>451)2-5 ,) * *,)> =, & *+1-1 )*65-51* @&H8.IB"&1 B."1 @H8.IB"<*,-<22 B."-1>)1 <-<<*JK35)>1+=,1?<*,)* 1-<FA5*)*<4<G #/ &51<-< |