| データシートサーチシステム |
|
CSC7101 データシート(PDF) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
CSC7101 データシート(HTML) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
2 / 5 page ![]() CSC7101 第 2 页 电路功能框图 图 1.电路功能框图 最大额定值 项目 符号 范围 单位 电源电压 VCC -0.3~8.8 V 辅助绕组信号采样端 FB -0.3~7.0 V 内部功率管的发射极 HV -0.3~810 V 电流采样端 CS -0.3~VCC+0.3 V 电容补偿端 CPC -0.3~ VCC+0.3 V 最大功耗 PDMAX 0.9 W PN 结到环境的热阻 θJA 80 ℃/W 工作结温范围 TJ 0 ~150 ℃ 储存温度范围 TSTG -55~150 ℃ ESD(人体模型) 2 KV 注意:(1)如果器件运行条件超过上述各项最大额定值,可能对器件造成永久性损坏。上述参数仅是 运行条件的极大值,我们不建议器件在该规范范围外运行。如果器件长时间工作在绝对最大极限条 件下,其稳定性可能会受到影响。 (2)无特殊说明,所有的电压以 GND 作为参考。 |