データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SS2040FLT/R7 データシート(PDF) 2 Page - Pan Jit International Inc.

部品番号 SS2040FLT/R7
部品情報  2A/40V ULTRA-LOW VF SURFACE MOUNT SCHOTTKY DIODE
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PANJIT [Pan Jit International Inc.]
ホームページ  http://www.panjit.com.tw
Logo PANJIT - Pan Jit International Inc.

SS2040FLT/R7 データシート(HTML) 2 Page - Pan Jit International Inc.

  SS2040FLT/R7 Datasheet HTML 1Page - Pan Jit International Inc. SS2040FLT/R7 Datasheet HTML 2Page - Pan Jit International Inc. SS2040FLT/R7 Datasheet HTML 3Page - Pan Jit International Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
10
100
1000
010
20
30
Re ve r s e V o ltag e V
R (V )
f=1MHz
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1000
10000
010
20
30
40
Re ve r s e V oltage , V
R (V )
T
J = -25°C
T
J = 25°C
T
J = 75°C
T
J = 125°C
0.01
0.1
1
10
100
1000
10000
00.2
0.4
0.6
Forw ard Voltage, V
F (V )
T
J = 125°C
T
J = 25°C
T
J = 75°C
T
J = 125°C
www.panjit.com
8/31/2005
Page 2
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Parameter
Symbol
Min
Units
Breakdown Voltage (Note 1)
Tj = 25°C Unless otherwise noted
Conditions
Typ
Max
VBR
BR
I
=
Forward Voltage (Note 1)
V F
I
=
I
=
F
F
Reverse Leakage Current (Note 1)
I R
R
V =
Total Capacitance
C T
10Vdc Bias, f =1 MHz
0.5mA
1.0A
2.0A
20V
40
-
-
V
-
0.4
0.45
-
0.45
0.50
V
0.003
0.15
-
-pF
-70
Note 1. Short duration pulse to avoid self-heating effect.
SS2040FL
I
=
F
3.0A
-
0.5
0.65
R
V = 20V
-18
-
R
V = 40V
0.01
0.5
mA
-
-25
-
T =
J 85°C
R
V =
T =
J 85°C
40V
Fig. 2. Typical Reverse Characteristics
Fig.1. Typical Forward Characteristics
TYPICAL CHARACTERISTIC CURVES
Fig. 3. Typical Capacitance



Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com