| データシートサーチシステム |
|
74ALVC541 データシート(PDF) 2 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
74ALVC541 データシート(HTML) 2 Page - NXP Semiconductors |
|
2 / 15 page ![]() 74ALVC541_2 © NXP B.V. 2007. All rights reserved. Product data sheet Rev. 02 — 5 November 2007 2 of 15 NXP Semiconductors 74ALVC541 Octal buffer/line driver; 3-state 4. Functional diagram Fig 1. Logic symbol Fig 2. IEC logic symbol 2 3 4 5 6 7 8 9 18 17 16 15 14 13 12 11 1 19 A 0 A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 Y 0 Y 1 Y 2 Y 3 Y 4 Y 5 Y 6 Y 7 OE 0 OE 1 mna179 mna180 9 11 12 13 14 15 16 2 3 4 5 6 7 8 18 17 19 1 & EN |