| データシートサーチシステム |
|
STM32H562RG データシート(PDF) 80 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32H562RG データシート(HTML) 80 Page - STMicroelectronics |
|
80 / 270 page ![]() L9 18 29 K2 34 N3 11 18 29 H5 35 M5 11 PC3 I/O FT_a - PWR_CSTOP, SAI1_D3, LPTIM3_CH1, SPI2_MOSI/I2S2_SDO, OCTOSPI1_IO6, OCTOSPI1_IO0, ETH_MII_TX_CLK, FMC_SDCKE0, EVENTOUT ADC12_INP13, ADC12_INN12 G1 - - - 35 H4 - - 30 M1 36 G3 - VDD S - - - - P2 - - H2 - K1 - - - M2 - G2 - VSS S - - - - N9 19 30 L1 36 M2 12 19 31 K2 37 M1 12 VSSA S - - - - - - -L2- N2 -20 - K1 - N1 - VREF- S - - - - - 20 31 M2 37 N1 - 21 32 L2 38 P1 - VREF+ S - - - - P10 21 32M138 M113 22 33 L1 39 R1 13 VDDA S - - - - K8 22 33 K3 39 P2 14 23 34 J4 40 N3 14 PA0 I/O FT_at (5) TIM2_CH1, TIM5_CH1, TIM8_ETR, TIM15_BKIN, SPI6_NSS, SPI3_RDY, USART2_CTS/USART2_NSS, UART4_TX, SDMMC2_CMD, SAI2_SD_B, ETH_MII_CRS, TIM2_ETR, EVENTOUT ADC12_INP0, ADC12_INN1, TAMP_IN2/TAMP_OUT1, WKUP1 J7 23 34 H5 40 L3 15 24 35 J5 41 N2 15 PA1 I/O FT_aht (5) TIM2_CH2, TIM5_CH2, TIM15_CH1N, LPTIM1_IN1, OCTOSPI1_DQS, USART2_RTS/USART2_DE, UART4_RX, OCTOSPI1_IO3, SAI2_MCLK_B, ETH_MII_RX_CLK/ETH_RMII_RE F_CLK, EVENTOUT ADC12_INP1, TAMP_IN5/TAMP_OUT4 Table 14. STM32H562xx and STM32H563xx pin/ball definition (continued) Pin number(1)(2) Pin name (function after reset)(3)(4) Alternate functions Additional functions |