データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MGCT03 データシート(PDF) 9 Page - Zarlink Semiconductor Inc

部品番号 MGCT03
部品情報  Transmit Circuit for TDMA/AMPS
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ZARLINK [Zarlink Semiconductor Inc]
ホームページ  http://www.zarlink.com
Logo ZARLINK - Zarlink Semiconductor Inc

MGCT03 データシート(HTML) 9 Page - Zarlink Semiconductor Inc

Back Button MGCT03 Datasheet HTML 3Page - Zarlink Semiconductor Inc MGCT03 Datasheet HTML 4Page - Zarlink Semiconductor Inc MGCT03 Datasheet HTML 5Page - Zarlink Semiconductor Inc MGCT03 Datasheet HTML 6Page - Zarlink Semiconductor Inc MGCT03 Datasheet HTML 7Page - Zarlink Semiconductor Inc MGCT03 Datasheet HTML 8Page - Zarlink Semiconductor Inc MGCT03 Datasheet HTML 9Page - Zarlink Semiconductor Inc MGCT03 Datasheet HTML 10Page - Zarlink Semiconductor Inc MGCT03 Datasheet HTML 11Page - Zarlink Semiconductor Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 11 page
background image
MGCT03
9
VCC
VCC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
MGCT03
VCC
VCO CONTROL
VOLTAGE
Figure 7 - Typical circuit showing connection of external VHF oscillator
2n2
10n
68p
Pin 25
a) UHF LO 1GHz
2p
3n3
5p6
Pin 23
b) UHF LO 2GHz
39n
4n7
Pin 25
8P
c) VHF LO
Figure 8 - LO Input Test Circuits
Note:
Test signal generator impedance
is 50 ohms in each case



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com