データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FS70SM-06 データシート(PDF) 4 Page - Powerex Power Semiconductors

部品番号 FS70SM-06
部品情報  Nch POWER MOSFET HIGH-SPEED SWITCHING USE
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  POWEREX [Powerex Power Semiconductors]
ホームページ  http://www.pwrx.com
Logo POWEREX - Powerex Power Semiconductors

FS70SM-06 データシート(HTML) 4 Page - Powerex Power Semiconductors

  FS70SM-06 Datasheet HTML 1Page - Powerex Power Semiconductors FS70SM-06 Datasheet HTML 2Page - Powerex Power Semiconductors FS70SM-06 Datasheet HTML 3Page - Powerex Power Semiconductors FS70SM-06 Datasheet HTML 4Page - Powerex Power Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
Feb.1999
MITSUBISHI Nch POWER MOSFET
FS70SM-06
HIGH-SPEED SWITCHING USE
0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
–50
0
50
100
150
VDS = 10V
ID = 1mA
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
–50
0
50
100
150
VGS = 0V
ID = 1mA
0
4
8
12
16
20
0
40
80
120
160
100
VDS = 10V
Tch = 25°C
ID = 70A
40V
20V
0
20
40
60
80
100
0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
VGS = 0V
Pulse Test
TC = 125°C
75°C
25°C
10–1
100
2
3
4
5
7
101
2
3
4
5
7
–50
0
50
100
150
VGS = 10V
ID = 1/2ID
Pulse Test
GATE-SOURCE VOLTAGE
VS.GATE CHARGE
(TYPICAL)
GATE CHARGE Qg (nC)
SOURCE-DRAIN DIODE
FORWARD CHARACTERISTICS
(TYPICAL)
SOURCE-DRAIN VOLTAGE VSD (V)
CHANNEL TEMPERATURE Tch (°C)
THRESHOLD VOLTAGE VS.
CHANNEL TEMPERATURE
(TYPICAL)
TRANSIENT THERMAL IMPEDANCE
CHARACTERISTICS
CHANNEL TEMPERATURE Tch (°C)
BREAKDOWN VOLTAGE VS.
CHANNEL TEMPERATURE
(TYPICAL)
PULSE WIDTH tw (s)
ON-STATE RESISTANCE VS.
CHANNEL TEMPERATURE
(TYPICAL)
CHANNEL TEMPERATURE Tch (°C)
10–2
10–1
2
3
5
7
100
2
3
5
7
101
2
3
5
7
10–423 57
23 57
23 57
23 57100 23 57101 23 57102
10–3
10–2
10–1
PDM
tw
D
=
T
tw
T
D = 1.0
0.5
0.2
0.1
0.05
0.02
0.01
Single Pulse



Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com