| データシートサーチシステム |
|
PIC16F628AESS データシート(PDF) 44 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PIC16F628AESS データシート(HTML) 44 Page - Microchip Technology |
|
44 / 180 page ![]() PIC16F627A/628A/648A DS40044D-page 42 © 2005 Microchip Technology Inc. FIGURE 5-15: BLOCK DIAGRAM OF THE RB7/T1OSI/PGD PIN Data Latch TRIS Latch RD TRISB Q D Q CK Q D Q CK RD PORTB WR PORTB WR TRISB T10SCEN Data Bus RB7/T1OSI/ To RB6 RBPU VDD weak pull-up P PGD pin TTL input buffer From other QD EN QD EN Set RBIF RB<7:4> pins Serial Programming Input Schmitt Trigger TMR1 oscillator VDD VSS Q3 Q1 |