| データシートサーチシステム |
|
LED1113 データシート(PDF) 5 Page - AXElite technology co. ltd |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LED1113 データシート(HTML) 5 Page - AXElite technology co. ltd |
|
5 / 6 page ![]() 5/6 Axelite Confidential Materials, do not copy or distribute without written consent. Rev.1.5 Nov.21, 2019 LED1113 PACKAGE OUTLINES D1 e1 e D b1 b b 80(2x) 1.7 C 0.4 0.9 50(2x) Land Pattern Recommendation (Unit: mm) 1.5 Symbol Dimensions in Millimeters Dimensions in Inches Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. A 1.40 1.50 1.60 0.055 0.059 0.063 b 0.36 0.42 0.48 0.014 0.017 0.019 b1 0.44 0.50 0.56 0.017 0.02 0.022 C 0.35 0.40 0.44 0.014 0.016 0.017 D 4.40 4.50 4.60 0.173 0.177 0.181 D1 1.35 1.59 1.83 0.053 0.063 0.072 e 3.0 BSC 0.118 BSC e1 1.5 BSC 0.059 BSC E 2.29 2.45 2.60 0.09 0.097 0.102 HE 3.94 4.10 4.25 0.155 0.161 0.167 L 0.80 1.00 1.20 0.031 0.04 0.047 JEDEC outline: TO-243 AB |