データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MT3S41FS データシート(PDF) 3 Page - Toshiba Semiconductor

部品番号 MT3S41FS
部品情報  UHF Low-Noise Amplifier Application
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
ホームページ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

MT3S41FS データシート(HTML) 3 Page - Toshiba Semiconductor

  MT3S41FS_07 Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor MT3S41FS_07 Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor MT3S41FS_07 Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor MT3S41FS_07 Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
MT3S41FS
2007-11-01
3
|S21e|
2-IC
1V
VCE=3V
f=1GHz
Ta=25℃
0
5
10
15
20
110
100
COLLECTOR CURRENT IC(mA)
Cre,Cob-VCB
Cob
Cre
IE=0
f=1MHz
Ta=25℃
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
0.1
1
10
COLLECTOR-BASE VOLTAGE VCB(V)
|S21e|
2-IC
1V
VCE=3V
f=2GHz
Ta=25℃
0
5
10
15
110
100
COLLECTOR CURRENT IC(mA)
fT-IC
1V
VCE=3V
f=2GHz
Ta=25℃
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
110
100
COLLECTOR CURRENT IC(mA)
NF,Ga-IC
NF
f=2GHz
VCE=3V
Ta=25℃
Ga
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
110
100
COLLECTOR CURRENT IC(mA)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
PC-Ta
0
25
50
75
100
125
150
0
25
50
75
100
125
150
175
AMBIENT TEMPERATURE Ta(℃)
Device mounted on a glass-epoxy PCB
(1.0cm2 X 0.8mm(t))
Device



Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com