| データシートサーチシステム |
|
2SK4033 データシート(PDF) 3 Page - Toshiba Semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2SK4033 データシート(HTML) 3 Page - Toshiba Semiconductor |
|
3 / 6 page ![]() 2SK4033 2006-11-20 3 ID-VDS 0 1 2 3 4 5 0 0.4 0.8 1.2 1.6 2 ドレイン・ソース間電圧 VDS (V) ソース接地 Tc=25℃ パルス測定 VGS=2.8V 3 3.3 4 6 8 10 I D-VDS 0 2 4 6 8 10 0 246 8 10 ドレイン・ソース間電圧 V DS (V) ソース接地 Tc=25℃ パルス測定 VGS=2.8V 3 3.3 4 6 8 10 ID-VGS 0 2 4 6 8 10 01 2 3 45 ゲート・ソース間電圧 VGS (V) ソース接地 VDS=10V パルス測定 Tc=-55℃ 25 100 0.1 1 10 100 0.1 1 10 100 RDS(on)-ID 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 02 4 6 8 10 ドレイン電流 I D (A) ソース接地 Tc=25℃ パルス測定 VGS=10V 4V VDS-VGS 0 0.4 0.8 1.2 1.6 2 0 4 8 12 16 20 ゲート・ソース間電圧 VGS (V) ソース接地 Tc=25℃ パルス測定 ID=1.2A 2.5 5 ⎪Yfs⎪ – ID ドレイン電流 ID (A) Tc = −55°C 25 100 Drain-source voltage VDS (V) Drain-source voltage VDS (V) Gate-source voltage VGS (V) Gate-source voltage VGS (V) Drain current ID (A) Drain current ID (A) Common source Tc = 25°C Pulse test Common source Tc = 25°C Pulse test Common source Tc = 25°C Pulse test Common source VDS = 10 V Pulse test Common source VDS = 10 V Pulse test Common source Ta = 25°C Pulse test |