| データシートサーチシステム |
|
L79L12ABUTR データシート(PDF) 15 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L79L12ABUTR データシート(HTML) 15 Page - STMicroelectronics |
|
15 / 22 page ![]() L79LxxAB - L79LxxAC - L79LxxC Package mechanical data 15/22 Dim. mm. mils. Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 1.4 1.6 55.1 63.0 B 0.44 0.56 17.3 22.0 B1 0.36 0.48 14.2 18.9 C0.35 0.44 13.8 17.3 C1 0.35 0.44 13.8 17.3 D 4.4 4.6 173.2 181.1 D1 1.62 1.83 63.8 72.0 E2.29 2.6 90.2 102.4 e 1.42 1.57 55.9 61.8 e1 2.92 3.07 115.0 120.9 H 3.94 4.25 155.1 167.3 L0.89 1.2 35.0 47.2 SOT-89 mechanical data P025H |