| データシートサーチシステム |
|
TLE4906H データシート(PDF) 9 Page - Infineon Technologies AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TLE4906H データシート(HTML) 9 Page - Infineon Technologies AG |
|
9 / 20 page ![]() TLE4906H TLE4906L Operating Range Data Sheet 9 V 1.1, 2005-10 4 Operating Range Table 5 Operating Range Parameter Symbol Limit Values Unit Conditions min. typ. max. Supply voltage VS 2.7 – 18 V Output voltage VQ – 0.7 – 18 V Junction temperature Tj – 40 – 150 °C Output current IQ 0 – 20 mA |