| データシートサーチシステム |
|
EST1060T331MDGA データシート(PDF) 14 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
EST1060T331MDGA データシート(HTML) 14 Page - STMicroelectronics |
|
14 / 21 page ![]() 대 EVSPIN32F0251S1 Layout and component placements s 2d o o o o o 야 C O Idl O2dl oedi Oiza Ud 丄 S 2 5M:| sra as Jc£9 aOTIH [그8대 I9d 5^ =nJ22(l la-JlZQ 匕그 02G 8/.0EJ o£HH 0C9 6SH 6Z9 U。□니]m L 끊 '------ 1 or — 5 빼 _ _ □? □□□$ □□□웅 CO O> to . o co LT) —■• 卜- 찌, <o ro I— 시 I— ro Ii— ro i、- ex: D q: ' . q: a: oi c_> ar …에] ■ ) c PSDDg o E01H eo GDDS nn Bn ss2s □9TH □()애니y 니一 니니 OIM LZ^ 은 cmO (次£ 행 □聲 SOD Ds - 一 ow□하전 수 독 하。§ 웸 ■ 푠 발 [h? 망을 대 1_ O29H H H ■ ] 0i J J6MO S6M 96H rmzoiMo ―I §□ m C6MO 68HO 88Hdo 외 I隨 □육 0930 [石—! 693a [으」 86H -EEEOQ^m m ?? o> S LO le □ s d □ ^ 0 In ln a: F 2 3 IN PI s □ J s —I d i E 6. re u ig Fi 的 £ p to nt e m e c la nt e n o p m co ut o □ s s _ - 卜。 Ine o m •M- d - > s la SD i 旧 o £ 6 DB3976 - Rev 1 )age 14/21 |