| データシートサーチシステム |
|
STM32F071C8T7 データシート(PDF) 41 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F071C8T7 データシート(HTML) 41 Page - STMicroelectronics |
|
41 / 121 page ![]() DocID025451 Rev 3 41/121 STM32F071CB STM32F071RB STM32F071VB STM32F071V8 42 Table 15. Alternate functions selected through GPIOC_AFR registers for port C Pin name AF0 AF1 PC0 EVENTOUT - PC1 EVENTOUT - PC2 EVENTOUT SPI2_MISO, I2S2_MCK PC3 EVENTOUT SPI2_MOSI, I2S2_SD PC4 EVENTOUT USART3_TX PC5 TSC_G3_IO1 USART3_RX PC6 TIM3_CH1 - PC7 TIM3_CH2 - PC8 TIM3_CH3 - PC9 TIM3_CH4 - PC10 USART4_TX USART3_TX PC11 USART4_RX USART3_RX PC12 USART4_CK USART3_CK PC13 - - PC14 - - PC15 - - Table 16. Alternate functions selected through GPIOD_AFR registers for port D Pin name AF0 AF1 PD0 - SPI2_NSS, I2S2_WS PD1 - SPI2_SCK, I2S2_CK PD2 TIM3_ETR USART3_RTS PD3 USART2_CTS SPI2_MISO, I2S2_MCK PD4 USART2_RTS SPI2_MOSI, I2S2_SD PD5 USART2_TX - PD6 USART2_RX - PD7 USART2_CK - PD8 USART3_TX - PD9 USART3_RX - PD10 USART3_CK - PD11 USART3_CTS - PD12 USART3_RTS TSC_G8_IO1 PD13 - TSC_G8_IO2 PD14 - TSC_G8_IO3 PD15 CRS_SYNC TSC_G8_IO4 |