| データシートサーチシステム |
|
LM2902QDREP データシート(PDF) 2 Page - Texas Instruments |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LM2902QDREP データシート(HTML) 2 Page - Texas Instruments |
|
2 / 13 page ![]() www.ti.com SYMBOL (EACH AMPLIFIER) IN− IN+ OUT LM2902-EP SGLS335A – APRIL 2006 – REVISED APRIL 2006 ORDERING INFORMATION VIO max ORDERABLE TOP-SIDE TA MAX VCC PACKAGE(1) AT 25 °C PART NUMBER MARKING SOIC (D) Reel of 2500 LM2902QDREP(2) 2902EP 7 mV 26 V TSSOP(PW) Reel of 2500 LM2902QPWREP(2) 2902EP SOIC (D) Reel of 2500 LM2902KVQDREP(2) 2902KVE –40 °C to 125°C 7 mV 32 V TSSOP(PW) Reel of 2500 LM2902KVQPWREP(2) 2902KVE SOIC (D) Reel of 2500 LM2902KAVQDREP(2) LM2902E 3 mV 32 V TSSOP(PW) Reel of 2500 LM2902KAVQPWREP LM2902E SOIC (D) Reel of 2500 LM2902MDREP(2) 2902ME 7 mV 26 V TSSOP(PW) Reel of 2000 LM2902MPWREP(2) 2902ME SOIC (D) Reel of 2500 LM2902KVMDREP(2) 2902KME –55 °C to 125°C 7 mV 32 V TSSOP(PW) Reel of 2000 LM2902KVMPWREP(2) 2902KME SOIC (D) Reel of 2500 LM2902KAVMDREP(2) 2902KAE 3 mV 32 V TSSOP(PW) Reel of 2000 LM2902KAVMPWREP(2) 2902KAE (1) Package drawings, standard packing quantities, thermal data, symbolization, and PCB design guidelines are available at www.ti.com/sc/package. (2) Product Preview 2 Submit Documentation Feedback |