データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CD54HC193 データシート(PDF) 5 Page - Texas Instruments

部品番号 CD54HC193
部品情報  High-Speed CMOS Logic Presettable Synchronous 4-Bit Up/Down Counters
PDF  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TI2 [Texas Instruments]
ホームページ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

CD54HC193 データシート(HTML) 5 Page - Texas Instruments

  CD54HC193 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments CD54HC193 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments CD54HC193 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments CD54HC193 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments CD54HC193 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments CD54HC193 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments CD54HC193 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments CD54HC193 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments CD54HC193 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 27 page
background image
5
Prerequisite For Switching Specifications
PARAMETER
SYMBOL
VCC
(V)
25oC
-40oC TO 85oC
-55oC TO 125oC
UNITS
MIN
TYP
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
HC TYPES
Pulse Width
tW
2
115
-
-
145
-
175
-
ns
CPU, CPD
4.5
23
-
-
29
-
35
-
ns
192
6
20
-
-
25
-
30
-
ns
tW
2
100
-
-
125
-
150
-
ns
CPU, CPD
4.5
20
-
-
25
-
30
-
ns
193
6
17
-
-
21
-
26
-
ns
PL
tW
2
80
-
-
100
-
120
-
ns
4.5
16
-
-
20
-
24
-
ns
6
14
-
-
17
-
20
-
ns
MR
tW
2
100
-
-
125
-
150
-
ns
4.5
20
-
-
25
-
30
-
ns
6
17
-
-
21
-
26
-
ns
Set-up Time
tSU
2
80
-
-
100
-
120
-
ns
Pn to PL
4.5
16
-
-
20
-
24
-
ns
6
14
-
-
17
-
20
-
ns
Hold Time
tH
2
0
-
-
0-0-
ns
Pn to PL
4.5
0
-
-
0
-
0
-
ns
6
0
-
-
0-0-
ns
Hold Time
tH
2
80
-
-
100
-
120
-
ns
CPD to CPU or
4.5
16
-
-
20
-
24
-
ns
CPU to CPD
6
14
-
-
17
-
20
-
ns
Recovery Time
tREC
2
80
-
-
100
-
120
-
ns
PL to CPU, CPD
4.5
16
-
-
20
-
24
-
ns
6
14
-
-
17
-
20
-
ns
MR to CPU, CPD
tREC
2
5
-
-
5-5-
ns
4.5
5-
-5-5-
ns
6
5
-
-
5-5-
ns
Maximum Frequency
fMAX
2
5
-
-
4-3-
MHz
CPU, CPD
4.5
22
-
-
18
-
15
-
MHz
192
6
24
-
-
21
-
18
-
MHz
fMAX
2
5
-
-
4-3-
MHz
CPU, CPD
4.5
25
-
-
20
-
17
-
MHz
193
6
29
-
-
24
-
20
-
MHz
HCT TYPES
Pulse Width
tW
2
-
------
ns
CPU, CPD
4.5
23
-
-
29
-
35
-
ns
192
6
-
------
ns
CPU, CPD
tW
2
-
------
ns
193
4.5
23
-
-
29
-
35
-
ns
6
-
------
ns
CD54/74HC192, CD54/74HC193, CD54/74HCT193



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com