| データシートサーチシステム |
|
74ACT174M データシート(PDF) 6 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
74ACT174M データシート(HTML) 6 Page - STMicroelectronics |
|
6 / 10 page ![]() TEST CIRCUIT CL = 50 pF or equivalent (includes jig and probe capacitance) RL =R1 = 500 Ω or equivalent RT =ZOUT of pulse generator (typically 50 Ω) WAVEFORM 1: PROPAGATION DELAYS, SETUP AND HOLD TIMES (f=1MHz; 50% duty cycle) 74ACT174 6/10 |