データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MFP207CBA データシート(PDF) 7 Page - YAGEO Corporation

部品番号 MFP207CBA
部品情報  Through Hole Resistors
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  YAGEO [YAGEO Corporation]
ホームページ  http://www.yageo.com
Logo YAGEO - YAGEO Corporation

MFP207CBA データシート(HTML) 7 Page - YAGEO Corporation

Back Button MFP207CBA Datasheet HTML 3Page - YAGEO Corporation MFP207CBA Datasheet HTML 4Page - YAGEO Corporation MFP207CBA Datasheet HTML 5Page - YAGEO Corporation MFP207CBA Datasheet HTML 6Page - YAGEO Corporation MFP207CBA Datasheet HTML 7Page - YAGEO Corporation MFP207CBA Datasheet HTML 8Page - YAGEO Corporation MFP207CBA Datasheet HTML 9Page - YAGEO Corporation MFP207CBA Datasheet HTML 10Page - YAGEO Corporation MFP207CBA Datasheet HTML 11Page - YAGEO Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 13 page
background image
www.yageo.com
Jul. 14, 2022 V.0
Metal Film Resistors
7
13
Product Specification
MFP
Through Hole Resistors
TAPE ON REEL PACKING
TYPE
Unit: mm/piece
Normal
Miniature
Across Flange(A)
B
Quantity Per Reel
MFP-12
MFP25S
66.5
75.5
5,000
MFP204
-
66.5
75.5
5,000
MFP-25
MFP50S
66.5
75.5
5,000
MFP207
-
66.5
75.5
5,000
MFP-50
MFP1WS
66.5
75.5
2,500
MFP100
MFP2WS
87
96
2,000
MFP200
MFP3WS
87
96
1,000



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com