| データシートサーチシステム |
|
AM53C96KC データシート(PDF) 44 Page - Advanced Micro Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AM53C96KC データシート(HTML) 44 Page - Advanced Micro Devices |
|
44 / 63 page ![]() P R E L I M I N A R Y AMD 44 Am53C94/Am53C96 6tS INT to RD Set Up Time 0 ns 7tPD RD to INT Delay 0 100 ns 8tPWL RD Pulse Width Low 50 ns 9tPD RD to INT Delay tL – tPD ns Parameter No. Symbol Parameter Description Test Conditions Min Max Unit INT RD Interrupt Output 68 9 7 16505C-38 Note: There is a one-to-one relationship between every AMD and NCR Parameter (refer to Appendix B). |