データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SN65HVD252DR データシート(PDF) 7 Page - Texas Instruments

部品番号 SN65HVD252DR
部品情報  DeviceNet™ CAN Transceivers
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TI2 [Texas Instruments]
ホームページ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

SN65HVD252DR データシート(HTML) 7 Page - Texas Instruments

Back Button SN65HVD252DR Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments SN65HVD252DR Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments SN65HVD252DR Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments SN65HVD252DR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SN65HVD252DR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN65HVD252DR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN65HVD252DR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments SN65HVD252DR Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments SN65HVD252DR Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 20 page
background image
VOD
RL
CANH
CANL
TXD
RCM
RCM
VCM
CL
10%
90%
0.9V
0 V
0.5V
tpLD
tpHR
3 V
tf
tr
TXD
VOD
50%
50%
VO
CL
CANH
RXD
CANL
VID
VID
0 .5 V
0 .9 V
1 .5 V
0 V
VO(RXD)
VOH
VOL
50%
tpRH
tpDL
tf
tr
90%
10%
SN65HVD252
SN65HVD253
www.ti.com
SLLSE37 – JUNE 2010
PARAMETER MEASUREMENT INFORMATION
Figure 1. Driver Test Circuit
Figure 2. Receiver Test Circuit
Copyright © 2010, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
7
Product Folder Link(s): SN65HVD252 SN65HVD253



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com