| データシートサーチシステム |
|
STM32F412REU6P データシート(PDF) 6 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F412REU6P データシート(HTML) 6 Page - STMicroelectronics |
|
6 / 201 page ![]() List of tables STM32F412xE/G 6/201 DocID028087 Rev 7 List of tables Table 1. Device summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Table 2. STM32F412xE/G features and peripheral counts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Table 3. Embedded bootloader interfaces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Table 4. Regulator ON/OFF and internal power supply supervisor availability. . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Table 5. Timer feature comparison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Table 6. Comparison of I2C analog and digital filters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Table 7. USART feature comparison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Table 8. Legend/abbreviations used in the pinout table . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Table 9. STM32F412xE/G pin definition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Table 10. FSMC pin definition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Table 11. STM32F412xE/G alternate functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Table 12. STM32F412xE/G register boundary addresses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Table 13. Voltage characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Table 14. Current characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Table 15. Thermal characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Table 16. General operating conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Table 17. Features depending on the operating power supply range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Table 18. VCAP_1/VCAP_2 operating conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Table 19. Operating conditions at power-up / power-down (regulator ON) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Table 20. Operating conditions at power-up / power-down (regulator OFF). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Table 21. Embedded reset and power control block characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Table 22. Typical and maximum current consumption, code with data processing (ART accelerator disabled) running from SRAM - VDD = 1.7 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Table 23. Typical and maximum current consumption, code with data processing (ART accelerator disabled) running from SRAM - VDD = 3.6 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Table 24. Typical and maximum current consumption in run mode, code with data processing (ART accelerator enabled except prefetch) running from Flash memory- VDD = 1.7 V. . . 90 Table 25. Typical and maximum current consumption in run mode, code with data processing (ART accelerator enabled except prefetch) running from Flash memory - VDD = 3.6 V . . 91 Table 26. Typical and maximum current consumption in run mode, code with data processing (ART accelerator disabled) running from Flash memory - VDD = 3.6 V. . . . . . . . . . . . . . . 92 Table 27. Typical and maximum current consumption in run mode, code with data processing (ART accelerator disabled) running from Flash memory - VDD = 1.7 V. . . . . . . . . . . . . . . 93 Table 28. Typical and maximum current consumption in run mode, code with data processing (ART accelerator enabled with prefetch) running from Flash memory - VDD = 3.6 V . . . . . 94 Table 29. Typical and maximum current consumption in Sleep mode - VDD = 3.6 V . . . . . . . . . . . . . 95 Table 30. Typical and maximum current consumption in Sleep mode - VDD = 1.7 V . . . . . . . . . . . . . 96 Table 31. Typical and maximum current consumptions in Stop mode - VDD = 1.7 V . . . . . . . . . . . . . 97 Table 32. Typical and maximum current consumption in Stop mode - VDD=3.6 V. . . . . . . . . . . . . . . 97 Table 33. Typical and maximum current consumption in Standby mode - VDD= 1.7 V . . . . . . . . . . . 97 Table 34. Typical and maximum current consumption in Standby mode - VDD= 3.6 V . . . . . . . . . . . 98 Table 35. Typical and maximum current consumptions in VBAT mode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Table 36. Switching output I/O current consumption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Table 37. Peripheral current consumption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Table 38. Low-power mode wakeup timings(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Table 39. High-speed external user clock characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Table 40. Low-speed external user clock characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Table 41. HSE 4-26 MHz oscillator characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 |