| データシートサーチシステム |
|
STR910FAM34X6T データシート(PDF) 96 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STR910FAM34X6T データシート(HTML) 96 Page - STMicroelectronics |
|
96 / 99 page ![]() Ordering information STR91xFAx32 STR91xFAx42 STR91xFAx44 96/99 10 Ordering information Table 50. Ordering information Part Number Flash KB RAM KB Major Peripherals Package STR910FAM32X6 256+32 64 CAN, 40 I/Os LQFP80, 12x12 mm STR910FAW32X6 256+32 64 CAN, EMI, 80 I/Os LQFP128, 14x14 mm STR910FAZ32H6 256+32 64 CAN, EMI, 80 I/Os LFBGA144 10 x 10 x 1.7 STR911FAM42X6 256+32 96 USB, CAN, 40 I/Os LQFP80, 12x12mm STR911FAM44X6 512+32 96 STR911FAW42X6 256+32 96 USB, CAN, EMI, 80 I/Os LQFP128, 14x14mm STR911FAW44X6 512+32 96 STR912FAW32X6 256+32 64 Ethernet, USB, CAN, EMI, 80 I/Os LQFP128 STR912FAW42X6 256+32 96 Ethernet, USB, CAN, EMI, 80 I/Os LQFP128 STR912FAW44X6 512+32 96 STR912FAZ42H6 256+32 96 Ethernet, USB, CAN, EMI, 80 I/Os LFBGA144 10 x 10 x 1.7 STR912FAZ44H6 512+32 96 |