| データシートサーチシステム |
|
VF2F2 データシート(PDF) 5 Page - Future Technology Devices International Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
VF2F2 データシート(HTML) 5 Page - Future Technology Devices International Ltd. |
|
5 / 7 page ![]() VF2F2 USB Flash Disk FIle-to-File Transfer Vinculum Evaluation Kit Datasheet Version 0.90 © Future Technology Devices International Ltd. 2007 Page 3. Firmware VNC1L-1A Central Hardware Core UART Interface Select Command Monitor Monitor is GPIO Monitor Is UART Monitor Select Sel Firmware USB Port 2 USB Port 1 USB Flash Disk USB Flash Disk USB Mass Storage Class Source Device Target Device GPIO PROG# RESET# Digital Camera Or 3.1 File to File Transfer with GPIO (Button) Interface (VDFC) ���� V�2�2 ��������� ������ ���� ���� V���C V�������� VNC1� ������ ��������� �� ��������� ���� ������ ��� �� ������� �����- ������ ����� � �������� ������ (��� ������� ���� �������� ������ ������) ��� � ���� ������� ����� ���� P���� 1 �� ������� �� ����� �������� �� ���� ������� �������� ��� ���� P���� 2 �� ������� �� ���� ������ ������� �������� ��� ���� VNC1���� GP�O ������ ��� used to provide a simple push �utton user interface which is effectively acting as the V�C�L�s command monitor port in this case. ���� V�2�2 �������� ��� �� �������� ��� / ��� �������� ������� ����� � ������� ����� �� ������������ ���� ��� � ���� ������� ������ ��� ��� ���� VNC1���� ��R� ���������� Figure � - VDFC Firmware model |