| データシートサーチシステム |
|
STM32H523CCU6TR データシート(PDF) 77 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32H523CCU6TR データシート(HTML) 77 Page - STMicroelectronics |
|
77 / 228 page ![]() A5 39 39 55 89 A5 133 B5 PB3(JTDO/ TRACESWO) I/O FT_h - JTDO/TRACESWO, TIM2_CH2, I3C2_SCL, I2C2_SDA, SPI1_SCK/I2S1_CK, SPI3_SCK/I2S3_CK, LPUART1_TX, FDCAN2_TX, CRS_SYNC, UART5_TX, EVENTOUT - A7 40 40 56 90 B5 134 A4 PB4 (NJTRST) I/O FT_h (5) NJTRST, TIM3_CH1, OCTOSPI1_CLK, LPTIM1_CH2, SPI1_MISO/I2S1_SDI, SPI3_MISO/I2S3_SDI, SPI2_NSS/I2S2_WS, I2C3_SDA, I3C2_SDA, DCMI_D7/PSSI_D7, EVENTOUT - - 41 41 57 91 A4 135 E6 PB5 I/O FT_h - TIM3_CH2, OCTOSPI1_NCLK, I2C1_SMBA, SPI1_MOSI/I2S1_SDO, USART6_TX, SPI3_MOSI/I2S3_SDO, FDCAN2_RX, I3C2_SCL, DCMI_D10/PSSI_D10, UART5_RX, EVENTOUT - - 42 42 58 92 B4 136 B4 PB6 I/O FT_f - TIM4_CH1, I3C1_SCL, I2C1_SCL, HDMI_CEC, USART6_RX, USART1_TX, LPUART1_TX, FDCAN2_TX, OCTOSPI1_NCS, DCMI_D5/PSSI_D5, UART5_TX, EVENTOUT - C3 43 43 59 93 C5 137 A3 PB7 I/O FT_fa - TIM4_CH2, I3C1_SDA, I2C1_SDA, SPI4_MISO, USART6_CTS/USART6_NSS, USART1_RX, LPUART1_RX, FDCAN1_TX, FMC_NL, DCMI_VSYNC/PSSI_RDY, EVENTOUT WKUP5 B6 44 44 60 94 A3 138 C4 BOOT0 I B - - - Table 13. STM32H523xx pin/ball definition (continued) Pin number(1) |