| データシートサーチシステム |
|
LD264 データシート(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LD264 データシート(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH |
|
1 / 7 page ![]() LD 260 LD 262 … LD 269 GaAs-IR-Lumineszenzdioden-Zeilen GaAs Infrared Emitter Arrays Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant 2007-04-03 1 Wesentliche Merkmale • GaAs-IR-Lumineszenzdiode • Zeilenbauform, lieferbar von 2 bis 10 Emitter pro Zeile • Farbe: transparent • Hohe Zuverlässigkeit • Gruppiert lieferbar • Gehäusegleich mit BPX 80-Serie • Miniatur-Gehäuse Anwendungen • Miniaturlichtschranken für Gleich- und Wechsellichtbetrieb • Barcodeleser • Industrieelektronik • „Messen/Steuern/Regeln“ • Sensorik • Drehzahlsteuerung Features • GaAs infrared emitting diode • Leadframe arrays, available from 2 to 10 Emitters per array • Colour: transparent • High reliability • Available in bins • Same package as BPX 80 series • Miniature package Applications • Miniature photointerrupters • Barcode readers • Industrial electronics • For control and drive circuits • Sensor technology • Speed controller |
同様の部品番号 - LD264 |
|
同様の説明 - LD264 |