| データシートサーチシステム |
|
STM32H523CCU6 データシート(PDF) 73 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32H523CCU6 データシート(HTML) 73 Page - STMicroelectronics |
|
73 / 228 page ![]() - - - 39 65 E12 98 E11 PC8 I/O FT_h - TRACED1, TIM3_CH3, TIM8_CH3, USART6_CK, UART5_RTS, FMC_NE2/FMC_NCE, FMC_INT, FMC_ALE, SDMMC1_D0, DCMI_D2/PSSI_D2, EVENTOUT - - - - 40 66 E11 99 E10 PC9 I/O FT_fh - MCO2, TIM3_CH4, TIM8_CH4, I2C3_SDA, AUDIOCLK, UART5_CTS, OCTOSPI1_IO0, FMC_CLE, SDMMC1_D1, DCMI_D3/PSSI_D3, EVENTOUT UCPD1_DB2 D2 29 29 41 67 E10 100 D12 PA8 I/O FT_fh - MCO1, TIM1_CH1, TIM8_BKIN2, I2C3_SCL, SPI1_RDY, SPI4_MOSI, USART1_CK, I3C2_SCL, USB_SOF, FMC_NOE, DCMI_D3/PSSI_D3, EVENTOUT - - 30 30 42 68 D12 101 D11 PA9 I/O FT_h - TIM1_CH2, LPUART1_TX, I2C3_SMBA, SPI2_SCK/I2S2_CK, USART1_TX, FMC_NWE, DCMI_D0/PSSI_D0, EVENTOUT UCPD1_DB1 - 31 31 43 69 D11 102 B12 PA10 I/O FT_h - TIM1_CH3, LPUART1_RX, LPTIM2_IN2, UCPD1_FRSTX, USART1_RX, FDCAN2_TX, SDMMC1_D0, DCMI_D1/PSSI_D1, EVENTOUT - C1 32 32 44 70 C12 103 C12 PA11 I/O FT_u - TIM1_CH4, LPUART1_CTS, SPI2_NSS/I2S2_WS, UART4_RX, USART1_CTS/USART1_NSS, FDCAN1_RX, USB_DM, EVENTOUT - Table 13. STM32H523xx pin/ball definition (continued) Pin number(1) |