| データシートサーチシステム |
|
LBA676 データシート(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LBA676 データシート(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
5 / 15 page ![]() LB A676 2006-03-15 5 Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups Helligkeitsgruppe Brightness Group Lichtstärke 1) Seite 15 Luminous Intensity 1) page 15 I V (mcd) Lichtstrom 2) Seite 15 Luminous Flux 2) page 15 Φ V (mlm) J2 K1 K2 L1 L2 M1 M2 N1 N2 5.6 ... 7.1 7.1 ... 9.0 9.0 ... 11.2 11.2 ... 14.0 14.0 ... 18.0 18.0 ... 22.4 22.4 ... 28.0 28.0 ... 35.5 35.5 ... 45.0 19 (typ.) 24 (typ.) 30 (typ.) 40 (typ.) 50 (typ.) 60 (typ.) 75 (typ.) 95 (typ.) 120 (typ.) Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine untere bzw. eine obere Familiengruppe. Diese besteht aus nur wenigen Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Note: The standard shipping format for serial types includes a lower or upper family group of only a few individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: K2 Example: K2 Helligkeitsgruppe Brightness Group Gesamter Farbbereich Total color tolerance range K2 1 Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Helligkeitsgruppe enthalten. Note: No packing unit / tape ever contains more than one brightness group. |