| データシートサーチシステム |
|
LTY87S データシート(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LTY87S データシート(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
5 / 16 page ![]() LB Y87S, LT Y87S 2006-04-10 5 Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge) 5) Seite 16 Wavelength Groups (Dominant Wavelength) 5) page 16 Gruppe Group blau blue true green true green Einheit Unit min. max. min. max. 3 464 468 523 529 nm 4 468 472 529 535 nm 5 472 476 535 541 nm Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups Helligkeitsgruppe Brightness Group Lichtstärke 1) Seite 16 Luminous Intensity 1) page 16 I V (mcd) Lichtstrom 2) Seite 16 Luminous Flux 2) page 16 Φ V (mlm) L1 L2 M1 M2 N1 N2 P1 P2 Q1 Q2 11.2 … 14.0 14.0 … 18.0 18.0 … 22.4 22.4 … 28.0 28.0 … 35.5 35.5 … 45.0 45.0 … 56.0 56.0 … 71.0 71.0 … 90.0 90.0 …112.0 40 (typ.) 50 (typ.) 60 (typ.) 75 (typ.) 95 (typ.) 120 (typ.) 150 (typ.) 190 (typ.) 240 (typ.) 300 (typ) Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine untere bzw. eine obere Familiengruppe. Diese besteht aus 3 bzw. 4 Helligkeitsgruppen besteht. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Note: The standard shipping format for serial types includes a lower or upper family group of 3 or 4 individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: N1-4 Example: N1-4 Helligkeitsgruppe Brightness Group Wellenlänge Wavelength N1 4 Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten. Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection. |