| データシートサーチシステム |
|
LSV196 データシート(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LSV196 データシート(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
5 / 14 page ![]() LG V196, LO V196, LS V196, LY V196 2006-07-03 5 Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge) 5) Seite 14 Wavelength Groups (Dominant Wavelength) 5) page 14 Gruppe Group orange green yellow Einheit Unit min. max. min. max. min. max. 2 600 603 566 569 580 583 nm 3 603 606 569 572 583 586 nm 4 606 609 572 575 586 589 nm 5 589 592 nm 6 592 595 nm Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups Helligkeitsgruppe Brightness Group Lichtstärke 1) Seite 14 Luminous Intensity 1) page 14 I V (mcd) Lichtstrom 2) Seite 14 Luminous Flux 2) page 14 Φ V (mlm) N1 N2 P1 P2 Q1 Q2 R1 28.0 … 35.5 35.5 … 45.0 45.0 … 56.0 56.0 … 71.0 71.0 … 90.0 90.0 …112.0 112.0 …140.0 125 (typ.) 160 (typ.) 200 (typ.) 250 (typ.) 320 (typ.) 400 (typ.) 500 (typ.) Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus nur mehreren Helligkeitsgruppen bestehen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Note: The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or a grouping of all individual groups of several brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: Q1-4 Example: Q1-4 Helligkeitsgruppe Brightness Group Wellenlänge Wavelength Q1 4 Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten. Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection. |