| データシートサーチシステム |
|
STM32F427IGH6 データシート(PDF) 81 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F427IGH6 データシート(HTML) 81 Page - STMicroelectronics |
|
81 / 231 page ![]() Port H PH7 - - - - I2C3_ SCL SPI5_ MISO -- - - - ETH_MII_ RXD3 FMC_ SDCKE1 DCMI_ D9 -- PH8 - - - - I2C3_ SDA -- - - - - - FMC_D16 DCMI_ HSYNC LCD_R2 EVEN TOUT PH9 - - - - I2C3_ SMBA - - - - TIM12_CH2 - - FMC_D17 DCMI_ D0 LCD_R3 EVEN TOUT PH10 - - TIM5_ CH1 -- - - - - - - - FMC_D18 DCMI_ D1 LCD_R4 EVEN TOUT PH11 - - TIM5_ CH2 -- - - - - - - - FMC_D19 DCMI_ D2 LCD_R5 EVEN TOUT PH12 - - TIM5_ CH3 -- - - - - - - - FMC_D20 DCMI_ D3 LCD_R6 EVEN TOUT PH13 - - - TIM8_ CH1N - - - - - CAN1_TX - - FMC_D21 - LCD_G2 EVEN TOUT PH14 - - - TIM8_ CH2N - - - - - - - - FMC_D22 DCMI_ D4 LCD_G3 EVEN TOUT PH15 - - - TIM8_ CH3N - - - - - - - - FMC_D23 DCMI_ D11 LCD_G4 EVEN TOUT Port I PI0 - - TIM5_ CH4 -- SPI2_ NSS/I2 S2_WS - - - - - - FMC_D24 DCMI_ D13 LCD_G5 EVEN TOUT PI1 - - - - - SPI2_ SCK/I2 S2_CK - - - - - - FMC_D25 DCMI_ D8 LCD_G6 EVEN TOUT PI2 - - - TIM8_ CH4 - SPI2_ MISO I2S2ext_ SD -- - - - FMC_D26 DCMI_ D9 LCD_G7 EVEN TOUT PI3 - - - TIM8_ ETR - SPI2_M OSI/I2S 2_SD FMC_D27 DCMI_D 10 EVEN TOUT PI4 - - - TIM8_ BKIN -- - - - - - - FMC_ NBL2 DCMI_D 5 LCD_B4 EVEN TOUT PI5 - - - TIM8_ CH1 -- - - - - - - FMC_ NBL3 DCMI_ VSYNC LCD_B5 EVEN TOUT PI6 - - - TIM8_ CH2 - - - - - - - - FMC_D28 DCMI_ D6 LCD_B6 EVEN TOUT Table 12. STM32F427xx and STM32F429xx alternate function mapping (continued) Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 SYS TIM1/2 TIM3/4/5 TIM8/9/ 10/11 I2C1/ 2/3 SPI1/2/ 3/4/5/6 SPI2/3/ SAI1 SPI3/ USART1/ 2/3 USART6/ UART4/5/7 /8 CAN1/2/ TIM12/13/14 /LCD OTG2_HS /OTG1_ FS ETH FMC/SDIO /OTG2_FS DCMI LCD SYS |