データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

STM32F427NEY6 データシート(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

部品番号 STM32F427NEY6
部品情報  ARM Cortex-M4 32b MCUFPU, 225DMIPS, up to 2MB Flash/2564KB RAM, USB OTG HS/FS, Ethernet, 17 TIMs, 3 ADCs, 20 comm. interfaces, camera & LCD-TFT
PDF  231 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F427NEY6 データシート(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  STM32F427NEY6 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STM32F427NEY6 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STM32F427NEY6 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STM32F427NEY6 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STM32F427NEY6 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STM32F427NEY6 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STM32F427NEY6 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STM32F427NEY6 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STM32F427NEY6 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 231 page
background image
DocID024030 Rev 6
3/231
STM32F427xx STM32F429xx
Contents
5
3.22
Timers and watchdogs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
3.22.1
Advanced-control timers (TIM1, TIM8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
3.22.2
General-purpose timers (TIMx) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
3.22.3
Basic timers TIM6 and TIM7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
3.22.4
Independent watchdog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3.22.5
Window watchdog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3.22.6
SysTick timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3.23
Inter-integrated circuit interface ( I2C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3.24
Universal synchronous/asynchronous receiver transmitters (USART) . . 35
3.25
Serial peripheral interface (SPI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3.26
Inter-integrated sound (I2S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
3.27
Serial Audio interface (SAI1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
3.28
Audio PLL (PLLI2S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
3.29
Audio and LCD PLL(PLLSAI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
3.30
Secure digital input/output interface (SDIO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3.31
Ethernet MAC interface with dedicated DMA and IEEE 1588 support . . . 38
3.32
Controller area network (bxCAN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3.33
Universal serial bus on-the-go full-speed (OTG_FS) . . . . . . . . . . . . . . . . 39
3.34
Universal serial bus on-the-go high-speed (OTG_HS) . . . . . . . . . . . . . . . 39
3.35
Digital camera interface (DCMI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
3.36
Random number generator (RNG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
3.37
General-purpose input/outputs (GPIOs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
3.38
Analog-to-digital converters (ADCs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
3.39
Temperature sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3.40
Digital-to-analog converter (DAC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3.41
Serial wire JTAG debug port (SWJ-DP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3.42
Embedded Trace Macrocell™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
4
Pinouts and pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
5
Memory mapping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
6
Electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
6.1
Parameter conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
6.1.1
Minimum and maximum values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More