データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

XC9237C2BCML データシート(PDF) 17 Page - Torex Semiconductor

部品番号 XC9237C2BCML
部品情報  600mA Driver Tr. Built-In, Synchronous Step-Down DC/DC Converters
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TOREX [Torex Semiconductor]
ホームページ  http://www.torex.co.jp
Logo TOREX - Torex Semiconductor

XC9237C2BCML データシート(HTML) 17 Page - Torex Semiconductor

Back Button XC9237C2BCML Datasheet HTML 13Page - Torex Semiconductor XC9237C2BCML Datasheet HTML 14Page - Torex Semiconductor XC9237C2BCML Datasheet HTML 15Page - Torex Semiconductor XC9237C2BCML Datasheet HTML 16Page - Torex Semiconductor XC9237C2BCML Datasheet HTML 17Page - Torex Semiconductor XC9237C2BCML Datasheet HTML 18Page - Torex Semiconductor XC9237C2BCML Datasheet HTML 19Page - Torex Semiconductor XC9237C2BCML Datasheet HTML 20Page - Torex Semiconductor XC9237C2BCML Datasheet HTML 21Page - Torex Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 28 page
background image
17/28
XC9235/XC9236/XC9237
Series
< Circuit No.1 >
※ 
External Components
L
: 1.5μH(NR3015) 3.0MHz
4.7μH(NR4018) 1.2MHz
CIN : 4.7μF(ceramic)
CL :10μF(ceramic)
< Circuit No.2 >
VIN
Lx
VSS
CE/
MODE
VOUT
A
V
CL
L
CIN
Wave Form Measure Point
< Circuit No.3 >
< Circuit No.4 >
VIN
Lx
VSS
CE/
MODE
VOUT
A
ON resistance = (VIN-VLx)/100mA
VIN
Lx
VSS
CE/
MODE
VOUT
V
100mA
< Circuit No.5 >
VIN
Lx
VSS
CE/
MODE
VOUT
A
ILeakH
ILeakL
A
ICEH
ICEL
< Circuit No.6 >
< Circuit No.7 >
VIN
Lx
VSS
CE/
MODE
VOUT
Rpulldown
1Ω
Ilat
Wave Form Measure Point
VIN
Lx
VSS
CE/
MODE
VOUT
V
ILIM
Wave Form Measure Point
VIN
Lx
VSS
CE/
MODE
VOUT
1μF
Rpulldown
200Ω
Wave Form Measure Point
1μF
1μF
1μF
1μF
1μF
<CircuitNo.8>
ILx
VIN
Lx
VSS
CE/
MODE
VOUT
1uF
A
■TEST CIRCUITS
Circuit ①
Circuit ②
Circuit ④
Circuit ⑤
Circuit ⑥
Circuit ⑦
Circuit ③
<Circuit No.9>
VIN
Lx
VSS
CE/
MODE
VOUT
A
CIN
Circuit ⑧
Circuit ⑨



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com