| データシートサーチシステム |
|
BQ20Z40PW-R1 データシート(PDF) 14 Page - Texas Instruments |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
BQ20Z40PW-R1 データシート(HTML) 14 Page - Texas Instruments |
|
14 / 22 page ![]() bq20z40-R1 SLUS993A – DECEMBER 2009 – REVISED MARCH 2011 www.ti.com Table 3. EXTENDED SBS COMMANDS SBS Size in Default Mode Name Format Min Value Max Value Unit Cmd Bytes Value 0x45 R AFEData String 11+1 — — — — 0x46 R/W FETControl hex 2 0x00 0xff — — 0x4f R StateOfHealth hex 2 0x0000 0xffff — % 0x51 R SafetyStatus hex 2 0x0000 0xffff — — 0x53 R PFStatus hex 2 0x0000 0xffff — — 0x54 R OperationStatus hex 2 0x0000 0xffff — — 0x55 R ChargingStatus hex 2 0x0000 0xffff — — 0x57 R ResetData hex 2 0x0000 0xffff — — 0x58 R WDResetData unsigned int 2 0 65535 — — 0x5a R PackVoltage unsigned int 2 0 65535 — mV 0x5d R AverageVoltage unsigned int 2 0 65535 — mV 0x5e R TS1Temperature integer 2 –400 1200 — 0.1 °C 0x5f R TS2Temperature integer 2 –400 1200 — 0.1 °C 0x60 R/W UnSealKey hex 4 0x00000000 0xffffffff — — 0x61 R/W FullAccessKey hex 4 0x00000000 0xffffffff — — 0x62 R/W PFKey hex 4 0x00000000 0xffffffff — — 0x63 R/W AuthenKey3 hex 4 0x00000000 0xffffffff — — 0x64 R/W AuthenKey2 hex 4 0x00000000 0xffffffff — — 0x65 R/W AuthenKey1 hex 4 0x00000000 0xffffffff — — 0x66 R/W AuthenKey0 hex 4 0x00000000 0xffffffff — — 0x69 R SafetyStatus2 hex 2 0x0000 0x0003 — — 0x6b R PFStatus2 hex 2 0x0000 0x0003 — — 0x6c R/W ManufBlock1 String 20 — — — — 0x6d R/W ManufBlock2 String 20 — — — — 0x6e R/W ManufBlock3 String 20 — — — — 0x6f R/W ManufBlock4 String 20 — — — — 0x70 R/W ManufacturerInfo String 31+1 — — — — 0x71 R/W SenseResistor unsigned int 2 0 65535 — μΩ 0x72 R TempRange hex 2 — — — — 0x73 R LifetimeData String 32+1 — — — — 0x77 R/W DataFlashSubClassID hex 2 0x0000 0xffff — — 0x78 R/W DataFlashSubClassPage1 hex 32 — — — — 0x79 R/W DataFlashSubClassPage2 hex 32 — — — — 0x7a R/W DataFlashSubClassPage3 hex 32 — — — — 0x7b R/W DataFlashSubClassPage4 hex 32 — — — — 0x7c R/W DataFlashSubClassPage5 hex 32 — — — — 0x7d R/W DataFlashSubClassPage6 hex 32 — — — — 0x7e R/W DataFlashSubClassPage7 hex 32 — — — — 0x7f R/W DataFlashSubClassPage8 hex 32 — — — — 14 Submit Documentation Feedback Copyright © 2009–2011, Texas Instruments Incorporated Product Folder Link(s) :bq20z40-R1 Not Recommended for New Designs |