| データシートサーチシステム |
|
LM6584MA/NOPB データシート(PDF) 26 Page - Texas Instruments |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LM6584MA/NOPB データシート(HTML) 26 Page - Texas Instruments |
|
26 / 33 page ![]() PACKAGE MATERIALS INFORMATION www.ti.com 23-May-2025 TUBE L - Tube length T - Tube height W - Tube width B - Alignment groove width *All dimensions are nominal Device Package Name Package Type Pins SPQ L (mm) W (mm) T (µm) B (mm) LM6584MA/NOPB D SOIC 14 55 495 8 4064 3.05 LM6584MA/NOPB.A D SOIC 14 55 495 8 4064 3.05 LM6584MT/NOPB PW TSSOP 14 94 495 8 2514.6 4.06 LM6584MT/NOPB.A PW TSSOP 14 94 495 8 2514.6 4.06 Pack Materials-Page 3 |