| データシートサーチシステム |
|
STM32L412C8T3 データシート(PDF) 64 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L412C8T3 データシート(HTML) 64 Page - STMicroelectronics |
|
64 / 192 page ![]() Port C PC0 TRACECK LPTIM1_IN1 - - I2C3_SCL - - - PC1 TRACED0 LPTIM1_OUT - - I2C3_SDA - - - PC2 - LPTIM1_IN2 - - - SPI2_MISO - - PC3 - LPTIM1_ETR - - - SPI2_MOSI - - PC4 - - ---- - USART3_TX PC5 - - ---- - USART3_RX PC6 - - ---- -- PC7 - - ---- -- PC8 - - ---- -- PC9 - - ---- -- PC10 TRACED1 - ---- - USART3_TX PC11 -- ---- - USART3_RX PC12 TRACED3 - ---- - USART3_CK PC13 -- ---- -- PC14 -- ---- -- PC15 -- ---- -- Port D PD2 TRACED2 - ---- - USART3_RTS_ DE Port H PH0 - - ---- -- PH1 - - ---- -- PH3 - - ---- -- 1. Refer to Table 16 for AF8 to AF15. Table 15. Alternate function AF0 to AF7(1) (continued) Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 SYS_AF TIM1/TIM2/LPT IM1 TIM1/TIM2 USART2 I2C1/I2C2/I2C3 SPI1/SPI2 COMP1 USART1/USA RT2/USART3 |