| データシートサーチシステム |
|
BAS70J データシート(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
BAS70J データシート(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
|
4 / 5 page ![]() BAS70J / BAS70W / BAS70-04W / BAS70-05W / BAS70-06W 4/5 PACKAGE MECHANICAL DATA SOT-323 E c L H b D A A1 e θ REF. DIMENSIONS Millimeters Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 0.8 1.1 0.031 0.043 A1 0.0 0.1 0.0 0.004 b 0.25 0.4 0.010 0.016 c 0.1 0.26 0.004 0.010 D 1.8 2.0 2.2 0.071 0.079 0.086 E 1.15 1.25 1.35 0.045 0.049 0.053 e 0.65 0.026 H 1.8 2.1 2.4 0.071 0.083 0.094 L 0.1 0.2 0.3 0.004 0.008 0.012 θ 030 ° 030 ° |